Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


SM8S26A Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd

No. de Pieza. SM8S26A
Descripción  Excellent clamping capability
Descarga  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  SEMITECH [Shanghai Semitech Semiconductor Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.semitech.cn
Logo 

   
 2 page
background image
SM8SXXA Series
Rev. 2.0, 28-Nov.-16
WWW.SEMITECH.CN
Electrical Specification @ Tamb 25°C
Device
Type
Reverse
Stand-
Off
Voltage
Breakdown
Voltage
Min. @IT
Breakdown
Voltage
Max. @ IT
Test
Current
Maximum
Reverse
Leakage
@VRMW
Maximum
Reverse
Leakage
@VRMW
TJ=175°C
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Maximum
Peak Pulse
Current
@10/1000us
Waveform
(Uni)
VRMW(V)
VBR MIN(V)
VBR MAX(V)
IT (mA)
IR(uA)
IR(uA)
VC(V)
IPP(A)
SM8S10A
10.0
11.1
12.3
5
15
250
17.0
388
SM8S11A
11.0
12.2
13.5
5
10
150
18.2
363
SM8S12A
12.0
13.3
14.7
5
10
150
19.9
332
SM8S13A
13.0
14.4
15.9
5
10
150
21.5
307
SM8S14A
14.0
15.6
17.2
5
10
150
23.2
284
SM8S15A
15.0
16.7
18.5
5
10
150
24.4
270
SM8S16A
16.0
17.8
20.5
5
10
150
26.0
254
SM8S17A
17.0
18.9
20.9
5
10
150
27.6
239
SM8S18A
18.0
20.0
22.1
5
10
150
29.2
226
SM8S20A
20.0
22.2
24.5
5
10
150
32.4
204
SM8S22A
22.0
24.4
26.9
5
10
150
35.5
186
SM8S24A
24.0
26.7
29.5
5
10
150
38.9
170
SM8S26A
26.0
28.9
31.9
5
10
150
42.1
157
SM8S28A
28.0
31.1
34.4
5
10
150
45.4
145
SM8S30A
30.0
33.3
36.8
5
10
150
48.4
136
SM8S33A
33.0
36.7
40.6
5
10
150
53.3
124
SM8S36A
36.0
40.0
44.2
5
10
150
58.1
114
SM8S40A
40.0
44.4
49.1
5
10
150
64.5
102
SM8S43A
43.0
47.8
52.8
5
10
150
69.4
95.1
For all types maximum VF = 1.8 V at IF = 100 A measured on 8.3 ms single half-sine-wave or equivalent square
wave, duty cycle = 4 pulses per minute maximum.
I-V Curve Characteristics
Uni-directional




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl