Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


0-519151-9 Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - TE Connectivity Ltd

No. de Pieza. 0-519151-9
Descripción  For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
Descarga  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  TEC [TE Connectivity Ltd]
Página de inicio  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo 

 
 3 page
background image
Matrize
PN 539 760-2
411-18237 / Rev. A1
Die Set
PN 539 760-2
411-18237 / Rev. A1
Seite / Page 3 of 11
2
Verwendungszweck
Mit dieser ERGOCRIMP Matrize können folgende
Crimpkontakte verarbeitet werden:
Kontakttyp:
PN
2,5 mm Ø
927 785
2,5 mm Ø
927 789
2,5 mm Ø
927 797
2,5 mm Ø
927 801
2,5 mm Ø
963 866
2,5 mm Ø
963 867
HINWEIS
Die ERGOCRIMP Crimp-Handzange ist für die
Aufnahme verschiedener Crimpmatrizen aus-
gelegt. Kontaktieren Sie den Kunden-
dienst bezüglich der Verfügbarkeit von
Crimpmatrizen für spezielle Anwendungen.
HINWEIS
Alle Abmessungen in dieser Betriebsanlei-
tung werden in Millimeter 'mm' angegeben. Die
abgebildeten Komponenten sind nicht maß-
stabsgetreu dargestellt.
HINWEIS ZUR ANWENDUNG
Kumulative traumatische Beschwerden kön-
nen die Folge einer dauerhaften Anwendung
von Handzangen sein. Handzangen sind für
gelegentliche Anwendungen und geringe
Stückzahlen vorgesehen. Für den gesteiger-
ten Bedarf bzw. für die Produktion bietet TE
eine große Auswahl entsprechender Werk-
zeuge.
HINWEIS
Die Werkzeuge sind ausschließlich für den
hier beschriebenen Zweck zu verwenden!
2
Application
This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following
crimp contacts:
Contact Type:
P/N
2.5 mm Ø
927 785
2.5 mm Ø
927 789
2.5 mm Ø
927 797
2.5 mm Ø
927 801
2.5 mm Ø
963 866
2.5 mm Ø
963 867
NOTE
The ERGOCRIMP Hand Tool has been
designed to accomodate different crimp die
sets. For availability of die sets for special
applications please contact the Field Service.
NOTE
Dimensions on this sheet are in millimeters
"mm".Figures and illustrations are not drawn to
scale.
PROPER USE GUIDELINES
Cumulative Traume Disorders can result from
a prolonged use of manually powered hand
tools. Hand tools are intended for occasional
use and low volume applications. For extended
use or production operations, TE offers a wide
selection of powered application equipment.
NOTE
The tool may only be used for the described
purpose.
Matrizensatz
PN
Die assembly
Part number
Leitung
Isol. ø (mm)
Wire
Insul dia (mm)
Größe (mm2)
Size (mm2)
Bild / Figure 1
Kontakt
PN
Contact
Part number
Abisolierlänge
(mm)
Strip Lenght
(mm)
539 760-2
963 866 / 963 867
927 785 / 927 797
927 789 / 927 801
0,35
0,5 - 1,0
1,5 - 2,5
1,2 - 1,4
1,4 - 2,1
2,2 - 3,0
5,5




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl