Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CAB.953 Datasheet(PDF) 4 Page - Taoglas antenna solutions

No. de pieza CAB.953
Descripción Electrónicos  Taoglas Low Loss Cable Assembly
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Página de inicio  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions

CAB.953 Datasheet(HTML) 4 Page - Taoglas antenna solutions

  CAB.953 Datasheet HTML 1Page - Taoglas antenna solutions CAB.953 Datasheet HTML 2Page - Taoglas antenna solutions CAB.953 Datasheet HTML 3Page - Taoglas antenna solutions CAB.953 Datasheet HTML 4Page - Taoglas antenna solutions CAB.953 Datasheet HTML 5Page - Taoglas antenna solutions CAB.953 Datasheet HTML 6Page - Taoglas antenna solutions  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
SPE-13-8-057/A/WY
Page 4 of 6
2.2 Structure and Dimensions
2.3 Electrical & Physical Specification
The Characteristic of ULC-200 Coaxial Cable
Insulation Resistance:
1000 MΩ-Km (Min)
Capacitance
80.4  3 pF/m
Nom. Impedance
50  3 Ω
Attenuation
500MHz
1000MHz
1500MHz
2000MHZ
2500MHZ
3000MHZ
(dB/100M)
24.1
34.4
42.4
49.3
55.4
60.9


Número de pieza similar - CAB.953

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taoglas antenna solutio...
CAB.951 TAOGLAS-CAB.951 Datasheet
198Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.952 TAOGLAS-CAB.952 Datasheet
184Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.954 TAOGLAS-CAB.954 Datasheet
154Kb / 6P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.956 TAOGLAS-CAB.956 Datasheet
357Kb / 5P
   taoglas cable assembly
More results

Descripción similar - CAB.953

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taoglas antenna solutio...
CAB.942 TAOGLAS-CAB.942 Datasheet
177Kb / 5P
   Taoglas Low Loss Cable Assembly
CAB.V05 TAOGLAS-CAB.V05 Datasheet
401Kb / 6P
   taoglas cable assembly
CAB.V11 TAOGLAS-CAB.V11 Datasheet
336Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.D05 TAOGLAS-CAB.D05 Datasheet
327Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.R01 TAOGLAS-CAB.R01 Datasheet
304Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.W11 TAOGLAS-CAB.W11 Datasheet
382Kb / 5P
   taoglas cable assembly
CAB.W09 TAOGLAS-CAB.W09_18 Datasheet
377Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.V11 TAOGLAS-CAB.V11_18 Datasheet
451Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.V08 TAOGLAS-CAB.V08_18 Datasheet
383Kb / 5P
   Taoglas Cable Assembly
CAB.V12 TAOGLAS-CAB.V12 Datasheet
338Kb / 5P
   taoglas cable assembly
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com