Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI3443BDV Datasheet(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI3443BDV
Descripción Electrónicos  P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3443BDV Datasheet(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI3443BDV Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI3443BDV Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71200
18-Dec-06
www.vishay.com
1
1
2
3
Gauge Plane
L
5
4
R
R
C
0.15 M
B A
b
C
0.08
0.17 Ref
Seating Plane
-C -
Seating Plane
A1
A2 A
-A -
D
-B -
E1
E
L2
(L1)
c
4x 1
4x 1
e
e1
1
2
3
6
5
4
C
0.15 M
B A
b
-B -
E1
E
e
e1
5-LEAD TSOP
6-LEAD TSOP
TSOP: 5/6−LEAD
JEDEC Part Number: MO-193C
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.91
-
1.10
0.036
-
0.043
A1
0.01
-
0.10
0.0004
-
0.004
A2
0.90
-
1.00
0.035
0.038
0.039
b
0.30
0.32
0.45
0.012
0.013
0.018
c
0.10
0.15
0.20
0.004
0.006
0.008
D
2.95
3.05
3.10
0.116
0.120
0.122
E
2.70
2.85
2.98
0.106
0.112
0.117
E1
1.55
1.65
1.70
0.061
0.065
0.067
e
0.95 BSC
0.0374 BSC
e1
1.80
1.90
2.00
0.071
0.075
0.079
L
0.32
-
0.50
0.012
-
0.020
L1
0.60 Ref
0.024 Ref
L2
0.25 BSC
0.010 BSC
R
0.10
-
-
0.004
-
-
0
4
8
0
4
8
1
7 Nom
7 Nom
ECN: C-06593-Rev. I, 18-Dec-06
DWG: 5540


Número de pieza similar - SI3443BDV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI3443BDV VISHAY-SI3443BDV Datasheet
210Kb / 10P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 20-Apr-09
SI3443BDV VISHAY-SI3443BDV Datasheet
236Kb / 10P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI3443BDV-T1-E3 VISHAY-SI3443BDV-T1-E3 Datasheet
206Kb / 10P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 20-Apr-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3443BDV-T1-E3 VBSEMI-SI3443BDV-T1-E3 Datasheet
449Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
SI3443BDV-T1-GE3 VBSEMI-SI3443BDV-T1-GE3 Datasheet
450Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Descripción similar - SI3443BDV

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI2301ADS VISHAY-SI2301ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI4493DY VISHAY-SI4493DY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SI6433BDQ-T1-GE3 VISHAY-SI6433BDQ-T1-GE3 Datasheet
209Kb / 11P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 31-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1303EDL KEXIN-KI1303EDL Datasheet
60Kb / 2P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS_V01 Datasheet
180Kb / 8P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI3443DV-T1 VISHAY-SI3443DV-T1 Datasheet
64Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 29-Sep-97
SI2301BDS-T1-GE3 VISHAY-SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet
213Kb / 9P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. F, 17-Oct-11
SI3441DV-T1 VISHAY-SI3441DV-T1 Datasheet
52Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. G, 01-Apr-02
SI6433BDQ VISHAY-SI6433BDQ_08 Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 31-Mar-08
SI1403BDL VISHAY-SI1403BDL Datasheet
130Kb / 6P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-71951-Rev. B, 10-Sep-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com