Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.ES

X  

Preview PDF Download HTML

DG183 Datasheet(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

No. de Pieza. DG183
Descripción  High-Speed Drivers and Dual DPST JFET Switches
Descarga  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo 

DG183 Datasheet(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
DG183/184/185
Vishay Siliconix
www.vishay.com
S FaxBack 408-970-5600
4-2
Document Number: 70032
S-52895—Rev. D, 16-Jun-97
ORDERING INFORMATION
Temp Range
Package
Part Number
–25 to 85
_C
16-Pin Sidebraze
DG183BP
–25 to 85
_C
16-Pin Sidebraze
DG184BP
55
125 C
16 Pi Sid b
DG183AP/883
55
125 C
16-Pin Sidebraze
DG184AP/883, JM38510/11103BEA
–55 to 125
_C
DG185AP/883, JM38510/11104BEA
14-Pin Flat Pack
JM38510/11103BXA
14-Pin Flat Pack
JM38510/11104BXA
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
V+ to V–
36 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V+ to VD
33 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VD to V–
33 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VD to VD
"22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VL to V–
36 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VL to VIN
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VL to VR
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIN to VR
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VR to V–
27 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VR to VIN
2 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Current (S or D) DG183
200 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Current (S or D) DG184, DG185
30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Current (All Other Pins)
30 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature
–65 to 150
_C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipationa
16-Pin Sidebrazeb
900 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14-Pin Flat Packc
900 mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes:
a.
All leads welded or soldered to PC Board.
b.
Derate 12 mW/
_C above 75_C
c.
Derate 10 mW/
_C above 75_C
SCHEMATIC DIAGRAM (TYPICAL CHANNEL)
FIGURE 1.
VR
VL
V+
S
IN
D
V–


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Enlace URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.ES
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn