Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LS-E63B-BBCB-1-1-Z
Descripción Electrónicos  Power TOPLED Lens
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E63B-BBCB-1-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.0
LS E63B
2013-05-17
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 4) page 19
Durchlassspannungsgruppen 4)Seite 19
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Partial Flux 1) page 19
Partial Flux
Luminous Flux
7) page 19
Gruppe
Partieller Lichtfluss
1) Seite 19
Partieller Lichtfluss
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) Ev [lux]
(max.) Ev [lux]
(typ.) ΦV [mlm]
BB
2240
2800
1300
CA
2800
3550
1600
CB
3550
4500
2000
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
3
1.90
2.20
4
2.20
2.50
Group
super red
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
627
639
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.


Número de pieza similar - LS-E63B-BBCB-1-1-Z

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LS-E63B OSRAM-LS-E63B Datasheet
205Kb / 16P
   white P-LCC-4 package
More results

Descripción similar - LS-E63B-BBCB-1-1-Z

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LAE63F OSRAM-LAE63F_16 Datasheet
405Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LAE65F OSRAM-LAE65F_17 Datasheet
576Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LAE65F-DUALBINNING OSRAM-LAE65F-DUALBINNING Datasheet
611Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LA-E65F-CBEA-24 OSRAM-LA-E65F-CBEA-24 Datasheet
546Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LAE65B OSRAM-LAE65B Datasheet
532Kb / 20P
   Power TOPLED Lens
LAE65FP OSRAM-LAE65FP Datasheet
569Kb / 21P
   Power TOPLED Lens
LYE63F OSRAM-LYE63F Datasheet
594Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LTE63C OSRAM-LTE63C Datasheet
647Kb / 22P
   Power TOPLED Lens
LSE655 OSRAM-LSE655 Datasheet
168Kb / 14P
   Power TOPLED with Lens Hyper-Bright LED
Q65110A4110 OSRAM-Q65110A4110 Datasheet
344Kb / 19P
   Power TOPLED With Lens Enhanced Thin Film LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com