Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FDZ5.1 Datasheet(PDF) 2 Page - Rohm

No. de pieza FDZ5.1
Descripción Electrónicos  Zener Diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

FDZ5.1 Datasheet(HTML) 2 Page - Rohm

  FDZ5.1 Datasheet HTML 1Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 2Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 3Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 4Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 5Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 6Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 7Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 8Page - Rohm FDZ5.1 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
Vz test time is 40ms
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2/6
2016/08/30_Rev.00
2
FDZ7.5
JA
FDZ5.6
EA
FDZ8.2
KA
FDZ6.2
FA
FDZ6.8
HA
TYPE
Marking
FDZ5.1
DA
TYPE
Marking
FDZ8.2
7.760
8.640
5.0
0.5
5.0
●Marking
4.840
5.370
4.0
FDZ6.8
6.470
7.140
5.0
0.5
3.5
FDZ7.5
7.060
7.840
5.0
0.5
3.0
FDZ5.6
5.310
5.920
5.0
1.0
2.5
FDZ6.2
5.860
6.530
5.0
1.0
5.0
2.0
FDZ Series
Data sheet
●Characteristics (Ta=25ºC)
P/N
Symbol
Zener Voltage:VZ(V)
Reverse Current:IR(μA)
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
1.5
FDZ5.1


Número de pieza similar - FDZ5.1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
FDZ5.1 ROHM-FDZ5.1 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ5.1 ROHM-FDZ5.1 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ5.1 ROHM-FDZ5.1 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ5.1 ROHM-FDZ5.1 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ5.1 ROHM-FDZ5.1 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
More results

Descripción similar - FDZ5.1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com