Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TLP628-4 Datasheet(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP628-4 Datasheet(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 8 page TLP628,TLP628 −2,TLP628−4 2002-09-25 7 VCE(sat)– Ta Ambient temperature Ta (°C) 0.20 0 0.16 0.12 0.08 0.04 100 -20 0 20 40 60 80 IF = 5 mA IC = 1 mA IC / IF – IF Forward current IF (mA) 1000 1 0.3 10 1 10 100 100 Ta = 25°C VCE = 5 V VCE = 0.4 V Sample B Sample A Switching Time – RL Load resistance RL (kΩ) 1000 1 1 100 10 3 10 30 300 5 30 500 300 50 3 5 50 100 IF = 16 mA VCC = 5 V Ta = 25°C tOFF ts tON IC – Ta Ambient temperature Ta (°C) 0.1 10 5 1 -20 0 20 40 60 100 80 30 3 0.5 0.3 VCE = 5 V IF = 5 mA |
Número de pieza similar - TLP628-4 |
|
Descripción similar - TLP628-4 |