Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

S5D9 Datasheet(PDF) 27 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza S5D9
Descripción Electrónicos  Microcontroller
Download  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

S5D9 Datasheet(HTML) 27 Page - Renesas Technology Corp

Back Button S5D9 Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp S5D9 Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 115 page
background image
R01DS0303EU0100 Rev.1.00
Page 27 of 115
Nov 3, 2016
S5D9
1. Overview
A8
66 A6
54 37 TRDATA
3
-
P208 -
-
-
GTOVLO
-
-
-
-
-
-
QIO3
-
ET0_LI
NKSTA
ET0_LI
NKST
A
-SD0
DAT0
_B
-
-
-
LCD_DATA
18_B
C9
67 C7 55 38 RES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B8
68 B6
56 39 MD
-
P201 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C8
69 C8 57 40 -
NMI
P200 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D8
70 -
-
-
-
-
P908 CS7 -
-
-
GTIOC
2A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
14_B
D7
71 -
-
-
-
-
P907 CS6 -
-
-
GTIOC
2B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
13_B
A7
72 -
-
-
-
-
P906 CS5 -
-
-
GTIOC
3A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
12_B
B7
73 -
-
-
-
-
P905 CS4 -
-
-
GTIOC
3B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
11_B
C7
74 C6 58 -
-
-
P312 CS3 CAS
AGTOA1 -
-
-
-
-
CTS3_
RTS3/
SS3
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D6
75 B5
59 -
-
-
P311 CS2 RAS
AGTOB1 -
-
-
-
-
SCK3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
23_A
A6
76 D7 60 -
-
-
P310 A15
A15
AGTEE1 -
-
-
-
-
TXD3 -
QIO3
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
22_A
B6
77 A5
61 -
-
-
P309 A14
A14
-
-
-
-
-
-
RXD3 -
QIO2
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
21_A
A5
78 C5 62 -
-
-
P308 A13
A13
-
-
-
-
-
-
-
-
QIO1
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
20_A
C6
79 A4
63 41 -
-
P307 A12
A12
-
GTOUUP
-
-
-
CTS6 -
-
QIO0
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
19_A
A4
80 B4
64 42 -
-
P306 A11
A11
-
GTOULO
-
-
-
SCK6 -
-
QSSL -
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
18_A
B5
81 D6 65 43 -
IRQ8
P305 A10
A10
-
GTOWUP -
-
-
TXD6/
MOSI6
/SDA6
--
QSPC
LK
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
17_A
B4
82 C4 66 44 -
IRQ9
P304 A09
A09
-
GTOWLO GTIOC
7A
-
-
RXD6/
MISO6
/SCL6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
16_A
C5
83 A3
67 45 VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D5
84 B3
68 46 VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A3
85 D5 69 47 -
-
P303 A08
A08
-
-
GTIOC
7B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
15_A
B3
86 A2
70 48 -
IRQ5
P302 A07
A07
-
GTOUUP
GTIOC
4A
--
TXD2/
MOSI2
/SDA2
--
SSLB3
_B
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
14_A
A2
87 C3 71 49 -
IRQ6
P301 A06
A06
AGTIO0 GTOULO
GTIOC
4B
-
-
RXD2/
MISO2
/SCL2
CTS9_
RTS9/
SS9
-
SSLB2
_B
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
13_A
C4
88 B2
72 50 TCK/SW
CLK
-
P300 -
-
-
GTOUUP
GTIOC
0A_A
-
-
-
-
-
SSLB1
_B
--
-
-
-
-
-
-
-
C3
89 A1
73 51 TMS/SW
DIO
-
P108 -
-
-
GTOULO
GTIOC
0B_A
--
-
CTS9_
RTS9/
SS9
-
SSLB0
_B
--
-
-
-
-
-
-
-
A1
90 D4 74 52 CLKOUT
/TDO/S
WO
-
P109 -
-
-
GTOVUP
GTIOC
1A_A
-CTX1 -
TXD9/
MOSI9
/SDA9
-MOSIB
_B
--
-
-
-
-
-
-
-
D3
91 B1
75 53 TDI
IRQ3
P110 -
-
-
GTOVLO
GTIOC
1B_A
-
CRX1 CTS2_
RTS2/
SS2
RXD9/
MISO9
/SCL9
-MISOB
_B
--
-
-
-
-
VCOUT -
-
D4
92 C2 76 54 -
IRQ4
P111 A05
A05
-
-
GTIOC
3A_A
-
-
SCK2 SCK9 -
RSPC
KB_B
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
12_A
B2
93 D3 77 55 -
-
P112 A04
A04
-
-
GTIOC
3B_A
--
TXD2/
MOSI2
/SDA2
SCK1 -
SSLB0
_B
SSIBC
K0_B
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
11_A
B1
94 C1 78 56 -
-
P113 A03
A03
-
-
GTIOC
2A
-
-
RXD2/
MISO2
/SCL2
--
-
SSILR
CK0/S
SIFS0_
B
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
10_A
C2
95 E4
79 57 -
-
P114 A02
A02
-
-
GTIOC
2B
--
-
-
-
-
SSIRX
D0_B
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
09_A
C1
96 E3
80 58 -
-
P115 A01
A01
-
-
GTIOC
4A
--
-
-
-
-
SSITX
D0_B
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
08_A
E3
97 D2 81 -
VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E4
98 D1 82 -
VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D2
99 F4
83 59 -
-
P608 A00/
BC0
A00/D
QM1
--
GTIOC
4B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
07_A
D1
100 E2
84 60 -
-
P609 CS1 CKE
-
-
GTIOC
5A
-
CTX1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
06_A
F3
101 F3
85 61 -
-
P610 CS0 WE
-
-
GTIOC
5B
-
CRX1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
05_A
E2
102 E1
86 -
CLKOUT
/CACRE
F
-
P611 -
SDCS -
-
-
-
-
-
CTS7_
RTS7/
SS7
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
E1
103 F2
87 -
-
-
P612 D08[
A08/
D08]
DQ08 -
-
--
-
-
SCK7 -
-
--
-
-
-
-
-
-
-
F4
104 F1
88 -
-
-
P613 D09[
A09/
D09]
DQ09 -
-
-
-
-
-
TXD7 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2
105 G3 89 -
-
-
P614 D10[
A10/
D10]
DQ10 -
-
-
-
-
-
RXD7 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F1
106 -
-
-
-
-
P615 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
10_B
G1 107 -
-
-
-
-
PA08 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
09_B
Pin number
Extbus
Timers
Communication interfaces
Analog
HMI


Número de pieza similar - S5D9

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
S5D SAMYANG-S5D Datasheet
1Mb / 3P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
S5D MCC-S5D Datasheet
345Kb / 3P
   5 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S5D TAYCHIPST-S5D Datasheet
14Mb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
S5D GXELECTRONICS-S5D Datasheet
416Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
S5D DAESAN-S5D Datasheet
458Kb / 2P
   STANDARD RECTIFIER
More results

Descripción similar - S5D9

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Advanced Micro Devices
ELANSC520 AMD-ELANSC520 Datasheet
6Mb / 440P
   Microcontroller
logo
Texas Instruments
LM3S9B92-IQC80-C5 TI1-LM3S9B92-IQC80-C5 Datasheet
273Kb / 3P
[Old version datasheet]   Microcontroller
LM4F112C4QC TI1-LM4F112C4QC Datasheet
5Mb / 1189P
[Old version datasheet]   Microcontroller
logo
Bookham, Inc.
LM3S818 BOOKHAM-LM3S818 Datasheet
2Mb / 395P
   Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
LM3S2965 ETC2-LM3S2965 Datasheet
5Mb / 542P
   Microcontroller
LM3S1960 ETC2-LM3S1960 Datasheet
4Mb / 492P
   Microcontroller
LM3S6916 ETC2-LM3S6916 Datasheet
5Mb / 535P
   Microcontroller
LM3S817 ETC2-LM3S817 Datasheet
2Mb / 379P
   Microcontroller
LM3S801 ETC2-LM3S801 Datasheet
2Mb / 397P
   Microcontroller
LM3S617 ETC2-LM3S617 Datasheet
2Mb / 379P
   Microcontroller
LM3S612 ETC2-LM3S612 Datasheet
2Mb / 419P
   Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com