Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT37B90 Datasheet(PDF) 78 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT37B90
Descripción Electrónicos  HT37B90
Download  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT37B90 Datasheet(HTML) 78 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT37B90 Datasheet HTML 72Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 73Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 74Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 75Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 76Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 78Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 79Page - Holtek Semiconductor Inc HT37B90 Datasheet HTML 80Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 80 page
background image
PackageInformation
80-pin LQFP (10mm´10mm)OutlineDimensions
Symbol
Dimensionsininch
Min.
Nom.
Max.
A
¾
0.472BSC
¾
B
¾
0.394BSC
¾
C
¾
0.472BSC
¾
D
¾
0.394BSC
¾
E
¾
0.016BSC
¾
F
0.007
0.009
0.0111
G
0.053
0.055
0.057
H
¾
¾
0.063
I
0.002
¾
0.006
J
0.018
0.024
0.030
K
0.004
¾
0.008
a
0
°
¾
7
°
Symbol
Dimensionsinmm
Min.
Nom.
Max.
A
¾
12BSC
¾
B
¾
10BSC
¾
C
¾
12BSC
¾
D
¾
10BSC
¾
E
¾
0.4BSC
¾
F
0.13
0.18
0.23
G
1.35
1.40
1.45
H
¾
¾
1.60
I
0.05
¾
0.15
J
0.45
0.75
K
0.09
¾
0.20
a
0
°
¾
7
°
HT37B90/HT37B70/HT37B50/HT37B30
Rev.1.00
78
June22,2017
6 0
6 1
4 1
4 0
8 0
1
2 0
2 1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
a


Número de pieza similar - HT37B90

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT3786D HOTCHIP-HT3786D Datasheet
292Kb / 5P
   Li-ion Battery Charger
Ver1.0
logo
Holtek Semiconductor In...
HT37A20 HOLTEK-HT37A20 Datasheet
709Kb / 85P
   8-Channel Music Synthesizer MCU
HT37A30 HOLTEK-HT37A30 Datasheet
709Kb / 85P
   8-Channel Music Synthesizer MCU
HT37A40 HOLTEK-HT37A40 Datasheet
709Kb / 85P
   8-Channel Music Synthesizer MCU
HT37A50 HOLTEK-HT37A50 Datasheet
709Kb / 85P
   8-Channel Music Synthesizer MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com