Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT48R54A Datasheet(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT48R54A
Descripción Electrónicos  44-pin QFP/LQFP
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R54A Datasheet(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R54A_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 42 page
background image
HT48R54A
Rev. 1.30
12
2014-04-03
振荡器
振荡器
振荡器
振荡器
HT48R54A 提供三种振荡电路:外部晶体振荡、外部 RC 振荡和 32768Hz 晶体振荡。由掩膜选项设定
为外部 RC 振荡和外部晶体振荡。
如果使用外部 RC 型振荡,在 OSC1 和 V
SS 之间需要一个外部电阻,其阻值范围为 130kΩ~2.5MΩ。
RC 振荡方式是一种低成本方案,但是振荡频率会随着 VDD、温度和制造漂移而不同。因此,在需要非常
精确时基场合,不建议使用 RC 振荡。
另外一个振荡电路是专为实时时钟而设计。这种情况下,只能使用 32768Hz 的晶振。晶振需连接在
OSC3 和 OSC4 之间。
3 2 7 6 8 H z
C r y s t a l O s c i l l a t o r
R C O s c i l l a t o r
O S C 1
4 7 0 p F
V D D
R O S C
O S C 3
O S C 4
1 0 p F
C r y s t a l O s c i l l a t o r
O S C 1
O S C 2
O S C 2
f S Y S / 4
RTC 振荡器可以通过设置“QOSC”位(MODE 的第 4 位)来控制快速振荡。建议在系统上电时启动
快速振荡功能,直到 RTC 振荡器稳定,再过 2 秒钟后关闭,以降低能量消耗。
WDT 振荡器是 IC 内部 RC 型振荡器,不需要任何外部元件。即使系统进入暂停模式时,系统时钟关
闭,WDT 振荡器仍然会运作。在 5V 工作电压下,其振荡周期大约为 65μs。WDT 振荡器可在掩膜选项
中设置为关闭,以降低系统功耗。
看门狗计时器
看门狗计时器
看门狗计时器
看门狗计时器
WDT 的时钟源有三种:WDT 振荡器、RTC 振荡器或是指令时钟(系统时钟 4 分频)
,由掩膜选项选
择设置。看门狗主要用来避免程序因为运行故障和跳入死循环而导致不可预测的结果。看门狗可用掩膜选
项设置为打开或关闭,如果在关闭状态,所有的 WDT 指令都是不起作用。
如果单片机工作在干扰很大的环境中,建议使用片内的 RC 振荡器(WDT OSC)或是 32768Hz 的晶
体振荡器(RTC OSC),因为 HALT 模式会使系统时钟停止,看门狗也就失去了保护的功能。
如果选择了内部 WDT 振荡器,这个频率会先除以 16(4 级),再经过 TMR0C 的 8 级预分频器,最
后再除以 512(9 级)产生溢出时间。使用 TMR0C 预分频器,可延长 WDT 溢出时间。设置 PSC2,PSC1,
PSC0 会产生不同的溢出时间。WDT 振荡器振荡周期为 65µs,但会因为温度、VDD 以及芯片参数的漂移而
变化。WDT 振荡器可以在芯片的任何工作模式下工作。
WDT 的时钟来源也可为指令时钟(系统时钟 4 分频)和 32768Hz 实时时钟,其工作方式与 WDT 振
荡器一样。
4 - B i t D i v i d e r
8 - S t a g e P r e s c a l e r
8 - t o - 1 M U X
W D T T i m e - o u t
P S C 2 ~ P S C 0
O p t i o n
S e l e c t
S y s t e m C l o c k / 4
W D T O S C
3 2 7 6 8 H z
f S
9 - B i t C o u n t e r
看门狗定时器
看门狗定时器
看门狗定时器
看门狗定时器
在常规和慢速工作模式下,WDT 溢出会使系统复位并置 TO 标志位。但在暂停模式下,WDT 溢出将
产生“热复位”
,只能使程序计数器 PC 和堆栈指针 SP 复位。
清除 WDT 的值(不包括 4 位分频器和 8 级预分频器),有外部复位(低电平输入到
——
RES引脚)
,清除
看门狗指令和 HALT 指令三种方法。
清除看门狗指令有“CLR WDT”和“CLR WDT1”、“CLR WDT2”两组指令。这两组指令中,只能
选择其中一组,由掩膜选项决定。如果“CLR WDT”被选择(即 CLR WDT 次数为 1),那么只要执行“CLR
WDT” 指令就会清除 WDT。
“CLR WDT1”和“CLR WDT2”被选择的情况下(即 CLR WDT 次数为 2),
那么二条指令要交替使用才会清除 WDT,否则,WDT 会由于溢出而使系统复位。
系统振荡器
系统振荡器
系统振荡器
系统振荡器


Número de pieza similar - HT48R54A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_10 Datasheet
283Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Descripción similar - HT48R54A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com