Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SK2632LS Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

No. de pieza 2SK2632LS
Descripción Electrónicos  擁낂쳵?잆궧?ㅳ긿?곥꺍?곁뵪
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SK2632LS Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SK2632LS Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SK2632LS Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SK2632LS Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SK2632LS Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SK2632LS
No.5531-1/4
2SK2632LS
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・低 Qg 化。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
800
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±30
V
ドレイン電流(DC)
ID
2.5
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 1
µs, duty cycle ≦ 1%
7.5
A
許容損失
PD
2.0
W
Tc=25℃
25
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
800
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=800V, VGS=0
1.0
mA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 30V, VDS=0
± 100
nA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
3.5
5.5
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=1.3A
0.7
1.4
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)
ID=1.3A, VGS=15V
3.6
4.8
入力容量
Ciss
VDS=20V, f=1MHz
550
pF
出力容量
Coss
VDS=20V, f=1MHz
150
pF
帰還容量
Crss
VDS=20V, f=1MHz
70
pF
次ページへ続く。
N5531 B
注文コード No. N5531B
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用
N2000
62797GI 寿◎小野田 BX-0698
No.
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
SANYO : TO-220FI-LS
外形図 2078B
(unit : mm)
10.0
0.9
1.2
0.75
4.5
2.8
2.55
2.55
1
2 3
3.2
0.7
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
半導体ニューズ No.N5531A とさしかえてください。
N2000 TS IM IDP 変 TA-3034 / 90799 SI IM ◎祝田 TA-2380 / 61096 yK 寿◎丹野


Número de pieza similar - 2SK2632LS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2632LS VBSEMI-2SK2632LS Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2632LS ISC-2SK2632LS Datasheet
323Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - 2SK2632LS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
CPH6428 SANYO-CPH6428 Datasheet
58Kb / 4P
   擁낂쳵?잆궧?ㅳ긿?곥꺍?곁뵪
logo
Lowpower Semiconductor ...
LP7801T POWER-LP7801T Datasheet
961Kb / 7P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
LP7801 POWER-LP7801 Datasheet
947Kb / 7P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
logo
Torex Semiconductor
XC6126 TOREX-XC6126 Datasheet
222Kb / 9P
   擁끻컦??遙섊꼐佯??섉찣?썽쎔?㎪쩂?뷴솳
logo
Lowpower Semiconductor ...
LP7801D POWER-LP7801D Datasheet
943Kb / 7P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
LP7801L POWER-LP7801L Datasheet
690Kb / 6P
   擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
logo
Torex Semiconductor
XC6423 TOREX-XC6423 Datasheet
649Kb / 24P
   囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 擁끻컦??00mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com