Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC3138 Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

No. de Pieza. 2SC3138
Descripción  SOT-23-3L Plastic-Encapsulate Transistors
Descarga  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.cj-elec.com/en/
Logo 

   
 3 page
background image
ZZZFMHOHFFRP
3
DMay5
627
-3L 3DFNDJH2XWOLQH'LPHQVLRQV
627
-3L 6XJJHVWHG3DG/D\RXW
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.050
1.150
0.041
0.045
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.100
0.200
0.004
0.008
D
2.820
3.020
0.111
0.119
E1
1.500
1.700
0.059
0.067
E
2.650
2.950
0.104
0.116
e
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.300
0.600
0.012
0.024
0°8°0°
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.950(BSC)
0.037(BSC)




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl