Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EC732336 Datasheet(PDF) 4 Page - E-CMOS Corporation

No. de pieza EC732336
Descripción Electrónicos  20V, 4.2A N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  E-CMOS [E-CMOS Corporation]
Página de inicio  http://www.ecmos.com.tw/
Logo E-CMOS - E-CMOS Corporation

EC732336 Datasheet(HTML) 4 Page - E-CMOS Corporation

  EC732336 Datasheet HTML 1Page - E-CMOS Corporation EC732336 Datasheet HTML 2Page - E-CMOS Corporation EC732336 Datasheet HTML 3Page - E-CMOS Corporation EC732336 Datasheet HTML 4Page - E-CMOS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
EC732336
20V、
、4.2A
N-Channel MOSFET
E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw)
Page 4 of 4
5C31N-Rev.F001


Número de pieza similar - EC732336

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
E-CMOS Corporation
EC732301 E-CMOS-EC732301 Datasheet
512Kb / 6P
   P chanel MOSFET
EC732301B1R E-CMOS-EC732301B1R Datasheet
512Kb / 6P
   P chanel MOSFET
EC732302 E-CMOS-EC732302 Datasheet
757Kb / 6P
   20V, 2.4A N-Channel MOSFET
EC732302B1R E-CMOS-EC732302B1R Datasheet
757Kb / 6P
   20V, 2.4A N-Channel MOSFET
EC732315 E-CMOS-EC732315 Datasheet
477Kb / 4P
   P-Channel MOS
More results

Descripción similar - EC732336

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Unisonic Technologies
UT2305 UTC-UT2305 Datasheet
306Kb / 4P
   4.2A, 20V P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD5N40 AOSMD-AOD5N40 Datasheet
478Kb / 6P
   400V,4.2A N-Channel MOSFET
logo
KIA Semiconductor Techn...
3414 KIA-3414 Datasheet
118Kb / 5P
   4.2A竊?0V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP5N50NZF FAIRCHILD-FDP5N50NZF Datasheet
272Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 500V, 4.2A, 1.75廓
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON2408 AOSMD-AON2408 Datasheet
241Kb / 5P
   20V N-Channel MOSFET
AOL1404 AOSMD-AOL1404 Datasheet
236Kb / 6P
   20V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF2318E GOOD-ARK-SSF2318E Datasheet
323Kb / 4P
   20V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com