Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TSB12LV01BIPZT Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

No. de pieza TSB12LV01BIPZT
Descripción Electrónicos  IEEE 1394-1995 HIGH SPEED SERIAL BUS LINK LAYER CONTROLLER
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB12LV01BIPZT Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB12LV01BIPZT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 77 page
background image
iv
3.3.3 ITF Access
3–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 General-Receive FIFO (GRF)
3–20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 RAM Test Mode
3–21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
TSB12LV01B Data Formats
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Asynchronous Transmit (Host Bus to TSB12LV01B)
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Quadlet Transmit
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Block Transmit
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Asynchronous Receive (TSB12LV01B to Host Bus)
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Quadlet Receive
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Block Receive
4–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Isochronous Transmit (Host Bus to TSB12LV01B)
4–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Isochronous Receive (TSB12LV01B to Host Bus)
4–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Snoop Receive
4–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
CycleMark
4–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
PHY Configuration Transmit
4–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Link-On Transmit
4–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Receive Self-ID
4–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10 Received PHY Configuration and Link-On Packet
4–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Electrical Characteristics
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air Temperature Range
5–1
. . . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Ranges of Supply Voltage
and Operating Free-Air Temperature
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
Host-Interface Timing Requirements, TA = 25°C5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
Host-Interface Switching Characteristics Over Recommended Operating
Free-Air Temperature Range, CL = 45 pF
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
Cable PHY-Layer-Interface Timing Requirements Over Recommended
Operating Free-Air Temperature Range
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
Cable PHY-Layer-Interface Switching Characteristics Over Recommended
Operating Free-Air Temperature Range, CL = 45 pF
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8
Miscellaneous Timing Requirements Over Recommended Operating
Free-Air Temperature Range
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9
Miscellaneous Signal Switching Characteristics Over Recommended
Operating Free-Air Temperature Range
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Parameter Measurement Information
6–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
TSB12LV01B to 1394 PHY Interface Specification
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
Principles of Operation
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
TSB12LV01B Service Request
7–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3
Status Transfer
7–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4
Receive Operation
7–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5
Transmit Operation
7–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Mechanical Data
8–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Número de pieza similar - TSB12LV01BIPZT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TSB12LV01BIPZT TI1-TSB12LV01BIPZT Datasheet
86Kb / 6P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV01BIPZTEP TI1-TSB12LV01BIPZTEP Datasheet
402Kb / 78P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
More results

Descripción similar - TSB12LV01BIPZT

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TSB12LV01B TI1-TSB12LV01B_14 Datasheet
86Kb / 6P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV01B-EP TI1-TSB12LV01B-EP Datasheet
402Kb / 78P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
TSB12LV31 TI-TSB12LV31 Datasheet
257Kb / 73P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV41 TI-TSB12LV41 Datasheet
737Kb / 195P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV41A TI-TSB12LV41A Datasheet
587Kb / 199P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Consumer Applications
TSB12LV42 TI-TSB12LV42 Datasheet
686Kb / 175P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 Link-Layer Controller for Digital Video
TSB12LV21B TI-TSB12LV21B Datasheet
299Kb / 22P
[Old version datasheet]   IEEE 1394 LINK LAYER CONTROLLER
TSB12LV32 TI-TSB12LV32 Datasheet
456Kb / 113P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12LV32-EP TI1-TSB12LV32-EP Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   IEEE 1394-1995 and P1394a Compliant General-Purpose Link-Layer Controller
TSB12C01A TI-TSB12C01A Datasheet
275Kb / 59P
[Old version datasheet]   High-Speed Serial-Bus Link-Layer Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com