Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NTE2354 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No. de pieza NTE2354
Descripción Electrónicos  Silicon NPN Transistor High Voltage Horizontal Output for High Definition CRT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NTE [NTE Electronics]
Página de inicio  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE2354 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE2354 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE2354 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE2354
Silicon NPN Transistor
High Voltage Horizontal Output for High Definition CRT
Applications:
D High–definition color display horizontal deflection output
Features:
D Fast speed: tf = 100ns Typ
D High breakdown voltage: VCBO = 1500V
D High reliability
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Collector–to–Base Voltage, VCBO
1500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector–to–Emitter Voltage, VCEO
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–to–Base Voltage, VEBO
6V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Current, IC
10A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Collector Current, icp
25A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Dissipation (TC = +25°C), PC
150W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junction Temperature, TJ
+150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–55
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ Max Unit
Collector Cutoff Current
ICES
VCE = 1500V, RBE = 0
1.0
mA
Collector Sustain Voltage
VCEO(sus) IC = 100mA, IB = 0
800
V
Emitter Cutoff Current
IEBO
VEB = 4V, IC = 0
1.0
mA
Saturation Voltage
Collector–to–Emitter
VCE(sat)
IC = 8A, IB = 2.0A
5.0
V
Saturation Voltage
Base–to–Emitter
VBE(sat)
IC = 8A, IB = 2.0A
1.5
V
DC Current Gain
hFE
VCE = 5V, IC = 1.0A
8
Storage Time
tstg
IC = 6A, IB1 = 1.2A, IB2 = –2.4A
3.0
µs
Fall Time
tf
IC = 6A, IB1 = 1.2A, IB2 = –2.4A
0.1
0.2
µs


Número de pieza similar - NTE2354

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NTE Electronics
NTE235 NTE-NTE235 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor Final RF Power Output
NTE2350 NTE-NTE2350 Datasheet
26Kb / 2P
   Silicon Darlington Transistors High Current, General Purpose
NTE2351 NTE-NTE2351 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Darlington Power Amp, Switch
NTE2352 NTE-NTE2352 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Darlington Power Amp, Switch
NTE2353 NTE-NTE2353 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor TV Horizontal Deflection Output w/Damper Diode
More results

Descripción similar - NTE2354

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NTE Electronics
NTE2651 NTE-NTE2651 Datasheet
28Kb / 2P
   Silicon NPN Transistor Horizontal Deflection Output for Ultrahigh−Definition CRT Display
logo
STMicroelectronics
HD1520FX STMICROELECTRONICS-HD1520FX Datasheet
260Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR FOR HIGH DEFINITION CRT DISPLAYS
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3688 SANYO-2SC3688 Datasheet
80Kb / 3P
   Very High-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output??????????
logo
Unisonic Technologies
2SC3468 UTC-2SC3468 Datasheet
130Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR FOR VIDEO OUTPUT OF HIGH-DEFINITION CRT DISPLAYS
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3591 SANYO-2SC3591 Datasheet
77Kb / 3P
   High-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications??????
2SC3687 SANYO-2SC3687 Datasheet
81Kb / 3P
   Very High-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output??????????
2SC3685 SANYO-2SC3685 Datasheet
78Kb / 3P
   Very High-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output???????
2SC3686 SANYO-2SC3686 Datasheet
78Kb / 3P
   Very High-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output?????????
2SC4478 SANYO-2SC4478 Datasheet
80Kb / 3P
   High-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications????
logo
STMicroelectronics
S2000AF STMICROELECTRONICS-S2000AF_07 Datasheet
99Kb / 8P
   High voltage NPN Power transistor for standard Definition CRT display
March 2007 Rev 1
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com